Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



RELAY Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'RELAY' - Total: 7 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
Maxim Integrated Produc...
MAX4896 Datasheet pdf image
263Kb/14P
Space-Saving, 8-Channel Relay/Load Driver
Rev 1; 6/07
MAX4896_V3 Datasheet pdf image
195Kb/13P
Space-Saving, 8-Channel Relay/Load Driver
Rev 3; 7/12
MAX14874 Datasheet pdf image
433Kb/12P
4.5V to 36V Dual Relay/Valve/Motor Driver
Rev 0; 4/17
MAX4820 Datasheet pdf image
200Kb/12P
+3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Drivers with Serial/Parallel Interface
Rev 2; 1/10
MAX4820 Datasheet pdf image
343Kb/13P
+3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Drivers with Serial/Parallel Interface
Rev 0; 1/03
MAX4820 Datasheet pdf image
180Kb/12P
+3.3V/+5V, 8-Channel, Cascadable Relay Drivers with Serial/Parallel Interface
Rev 1; 4/09
MAX4822 Datasheet pdf image
710Kb/19P
+3.3V/+5V, 8-Channel Relay Drivers with Fast Recovery Time and Power-Save Mode
Rev 0; 8/05

1


1



¿Qué es RELAY


Un relé es un interruptor operado eléctricamente que se utiliza para controlar los circuitos de alta potencia con una señal de baja potencia. Consiste en un electroimán, que se activa por una pequeña corriente eléctrica y un conjunto de contactos que se abren y cierran en respuesta al campo electromagnético.

Los relés se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones, incluidos los sistemas automotrices, los sistemas de control industrial y los sistemas de distribución de energía. Se utilizan para controlar los circuitos de alta potencia, como iluminación, motores y solenoides, con una señal de baja potencia, como un interruptor, un microcontrolador o un sensor.

Hay varios tipos de relés, incluidos relés electromecánico, relés de estado sólido y relés de láminas.

Los relés electromecánico son el tipo más común, y usan una armadura mecánica para abrir y cerrar los contactos. Los relés de estado sólido utilizan dispositivos semiconductores, como transistores o tiristores, para controlar el flujo de corriente, y ofrecen ventajas en términos de confiabilidad y tiempo de respuesta.

Los relés de láminas son pequeños y rápidos, y se utilizan en aplicaciones donde el espacio es limitado y se requiere conmutación de alta velocidad.

El rendimiento de un relé está influenciado por varios factores, incluida la señal de entrada, el tamaño del relé, el tipo de contactos y el entorno operativo.
El diseño de los relés es una consideración importante en muchas aplicaciones, ya que afecta la fiabilidad, la seguridad y el costo del sistema.

Además de su uso en el cambio de circuitos de alta potencia, los relés también se utilizan en muchas otras aplicaciones, incluidas las telecomunicaciones, los equipos de prueba y las alimentaciones, entre otras.

La capacidad de controlar los circuitos de alta potencia con una señal de baja potencia es un aspecto crítico de muchos sistemas electrónicos, y el diseño y el rendimiento de los relés juegan un papel importante en permitir que estos sistemas funcionen de manera efectiva y eficiente.