Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



RELAY Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'RELAY' - Total: 39 (1/2) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
Teledyne Technologies I...
V1C241000 Datasheet pdf image
134Kb/1P
Reed Relay
172 Datasheet pdf image
252Kb/5P
DPDT basic relay
712 Datasheet pdf image
310Kb/6P
DPDT basic relay
722 Datasheet pdf image
209Kb/3P
DPDT basic relay
A152 Datasheet pdf image
229Kb/7P
Attenuator relay series
412H Datasheet pdf image
141Kb/6P
DPDT high-temperature relay
412K Datasheet pdf image
217Kb/3P
DPDT high-shock relay
641 Datasheet pdf image
521Kb/2P
AC Solid-State Relay
412V Datasheet pdf image
256Kb/6P
DPDT basic high-vibration relay
S114-5 Datasheet pdf image
40Kb/3P
CENTIGRID SURFACE MOUNT AEROSPACE RELAY DPDT
S172-5 Datasheet pdf image
43Kb/2P
CENTIGRID SURFACE MOUNT COMMERCIAL RELAY DPDT
SR75-2 Datasheet pdf image
204Kb/2P
DC Loads DC Solid-State Relay
S422 Datasheet pdf image
518Kb/3P
SMT, DPDT Latching Commercial Electromechanical Relay
2022
C47F-10 Datasheet pdf image
266Kb/2P
Bi-Directional AC/DC Solid State Relay
GRF172 Datasheet pdf image
1Mb/4P
DPDT Non-Latching Surface Mount 2.5GHz RF Relay
07/2021
SGRF100 Datasheet pdf image
456Kb/4P
DPDT Non-Latching DC-6 GHz, RF Relay
2022
J255 Datasheet pdf image
1Mb/3P
MAGNETIC-LATCHING DPDT HALF-SIZE CRYSTAL CAN MILITARY RELAY
RF100-5 Datasheet pdf image
97Kb/4P
HIGH REPEATABILITY ULTRAMINIATURE CENTIGRID RELAY BROADBAND DC TO RF
SS24D50 Datasheet pdf image
441Kb/4P
Output to 75A, 510 Vac Solid-State Relay with Diagnostic
DX22R1E-02 Datasheet pdf image
73Kb/2P
3A to 220 Vdc DIN Rail Relay, AC/DC Control

1 2 >


1 2 >



¿Qué es RELAY


Un relé es un interruptor operado eléctricamente que se utiliza para controlar los circuitos de alta potencia con una señal de baja potencia. Consiste en un electroimán, que se activa por una pequeña corriente eléctrica y un conjunto de contactos que se abren y cierran en respuesta al campo electromagnético.

Los relés se utilizan ampliamente en muchas aplicaciones, incluidos los sistemas automotrices, los sistemas de control industrial y los sistemas de distribución de energía. Se utilizan para controlar los circuitos de alta potencia, como iluminación, motores y solenoides, con una señal de baja potencia, como un interruptor, un microcontrolador o un sensor.

Hay varios tipos de relés, incluidos relés electromecánico, relés de estado sólido y relés de láminas.

Los relés electromecánico son el tipo más común, y usan una armadura mecánica para abrir y cerrar los contactos. Los relés de estado sólido utilizan dispositivos semiconductores, como transistores o tiristores, para controlar el flujo de corriente, y ofrecen ventajas en términos de confiabilidad y tiempo de respuesta.

Los relés de láminas son pequeños y rápidos, y se utilizan en aplicaciones donde el espacio es limitado y se requiere conmutación de alta velocidad.

El rendimiento de un relé está influenciado por varios factores, incluida la señal de entrada, el tamaño del relé, el tipo de contactos y el entorno operativo.
El diseño de los relés es una consideración importante en muchas aplicaciones, ya que afecta la fiabilidad, la seguridad y el costo del sistema.

Además de su uso en el cambio de circuitos de alta potencia, los relés también se utilizan en muchas otras aplicaciones, incluidas las telecomunicaciones, los equipos de prueba y las alimentaciones, entre otras.

La capacidad de controlar los circuitos de alta potencia con una señal de baja potencia es un aspecto crítico de muchos sistemas electrónicos, y el diseño y el rendimiento de los relés juegan un papel importante en permitir que estos sistemas funcionen de manera efectiva y eficiente.