Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



REFERENCE Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'REFERENCE' - Total: 4 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
Linear Integrated Syste...
LT1009MH Datasheet pdf image
105Kb/8P
2.5V Reference
LT6657AHMS8-5 Datasheet pdf image
747Kb/22P
1.5ppm C Drift, Low Noise, Buffered Reference
LT6658BHMSE-2.5 Datasheet pdf image
2Mb/30P
Precision Dual Output, High Current, Low Noise, Voltage Reference
LT6658BIMSE-2.5 Datasheet pdf image
2Mb/30P
Precision Dual Output,High Current, Low Noise, Voltage Reference

1


1



¿Qué es REFERENCE


En los componentes electrónicos, la referencia se refiere a una señal de referencia utilizada para comparar con otras señales.

Es decir, una señal utilizada como referencia para medir o manipular la magnitud, frecuencia, fase, etc., de otra señal.

En los componentes electrónicos, las referencias se utilizan para una variedad de fines.

Por ejemplo, en un convertidor analógico a digital (ADC), la referencia determina el rango operativo del ADC.

Cuanto mayor sea la referencia, mayor será el rango de entrada del ADC, menor es la referencia, más estrecho es el rango de entrada del ADC.

Además, en el procesamiento de señal digital, se utiliza una referencia para escalar una señal de entrada o coincidir con dos o más señales.

Las referencias vienen en muchas formas.

Por ejemplo, las referencias de voltaje generalmente se proporcionan como valores fijos.

Sin embargo, la referencia de temperatura se genera principalmente utilizando resistencia y voltaje dentro del chip IC, y se requiere un circuito dedicado para el control de temperatura estable.

Además, la referencia de la señal debe extraerse mediante análisis de señal o análisis de señal para una cierta precisión, y se requiere un dispositivo de conducción y un dispositivo de análisis preciso para alta precisión.

La referencia juega un papel muy importante en los componentes electrónicos y se utiliza para varios fines.

La referencia es un factor muy importante en la precisión y la estabilidad, por lo que debe considerarse cuidadosamente en la etapa de diseño.