Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



REFERENCE Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'REFERENCE' - Total: 4 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
NEC
UPC1060 Datasheet pdf image
53Kb/8P
2.5 V HIGH PRECISION REFERENCE VOLTAGE CIRCUIT
UPC659A Datasheet pdf image
123Kb/16P
8-BIT A/D CONVERTER FOR VIDEO PROCESSING WITH REFERENCE GENERATOR AND CLAMP CIRCUIT
UPB1005K Datasheet pdf image
120Kb/16P
REFERENCE FREQUENCY 16.368 MHz, 2ND IF FREQUENCY 4.092 MHz RF/IF FREQUENCY DOWN-CONVERTER PLL FREQUENCY SYNTHESIZER IC FOR GPS RECEIVER
UPB1005GS Datasheet pdf image
164Kb/9P
REFERENCE FREQUENCY 16.368 MHz, 2ND IF FREQUENCY 4.092 MHz RF/IF FREQUENCY DOWN-CONVERTER PLL FREQUENCY SYNTHESIZER IC FOR GPS RECEIVER

1


1



¿Qué es REFERENCE


En los componentes electrónicos, la referencia se refiere a una señal de referencia utilizada para comparar con otras señales.

Es decir, una señal utilizada como referencia para medir o manipular la magnitud, frecuencia, fase, etc., de otra señal.

En los componentes electrónicos, las referencias se utilizan para una variedad de fines.

Por ejemplo, en un convertidor analógico a digital (ADC), la referencia determina el rango operativo del ADC.

Cuanto mayor sea la referencia, mayor será el rango de entrada del ADC, menor es la referencia, más estrecho es el rango de entrada del ADC.

Además, en el procesamiento de señal digital, se utiliza una referencia para escalar una señal de entrada o coincidir con dos o más señales.

Las referencias vienen en muchas formas.

Por ejemplo, las referencias de voltaje generalmente se proporcionan como valores fijos.

Sin embargo, la referencia de temperatura se genera principalmente utilizando resistencia y voltaje dentro del chip IC, y se requiere un circuito dedicado para el control de temperatura estable.

Además, la referencia de la señal debe extraerse mediante análisis de señal o análisis de señal para una cierta precisión, y se requiere un dispositivo de conducción y un dispositivo de análisis preciso para alta precisión.

La referencia juega un papel muy importante en los componentes electrónicos y se utiliza para varios fines.

La referencia es un factor muy importante en la precisión y la estabilidad, por lo que debe considerarse cuidadosamente en la etapa de diseño.