Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



PITCH Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'PITCH' - Total: 2 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
Pomona Electronics
5972 Datasheet pdf image
54Kb/2P
24 Lead SSOP Test Clip 0.65 mm Lead Pitch
5961-2 Datasheet pdf image
36Kb/1P
Model 5961 and 5961-2 Metric QFP Test Clips, 44 Pin EIAJ 80mm Pitch, 3,2mm and 3,9mm Footprint

1


1



¿Qué es PITCH


En los componentes electrónicos, el tono es un término que representa el espacio de pin.

El PIN se refiere a la parte donde los componentes electrónicos están conectados al circuito, y el tono significa el intervalo entre estos pines.

Normalmente, el espaciado de los pin se muestra en milímetros (mm), y el espaciado pequeño de los pasadores permite que los componentes electrónicos tengan un tamaño más pequeño, por lo que recientemente, se están desarrollando muchas piezas con campos más pequeños.

Por ejemplo, el espaciado de PIN de las piezas IC DIP (paquete dual en línea) es de 2.54 mm (0.1 pulgadas), pero recientemente, BGA (matriz de bola) o QFN (quad plano sin lidigidos) en las partes, el espacio de los pasadores puede ser extremadamente más pequeño con 0.4 mm, 0.3 mm, 0.2 mm y 0.15 mm.

Si el espacio de pin se hace más pequeño, el circuito será más denso, lo que le permitirá crear un producto electrónico más pequeño.

Sin embargo, cuanto más pequeño sea el espaciado de los pasadores, más difícil puede hacer la producción y el cableado, y la dispersión de calor puede desequilibrarse, lo que puede causar problemas de calor.