Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



PITCH Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'PITCH' - Total: 4 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
Actel Corporation
YPKG-62CG-7973DC Datasheet pdf image
1Mb/8P
CG624 32.5x32.5mm, 1.27mm pitch Daisy Chain Package Drawing
BPW1152-1030-34AB95L Datasheet pdf image
1Mb/8P
FG1152, 35x35mm, 1.00mm pitch E-tec lead free Socket Drawing
YPKG-C7CG-A7A2DC Datasheet pdf image
2Mb/9P
CCGA1272, 37.5 MM X 37.5 MM, 1.0 MM PITCH, 1272 SOLDER COLUMNS, CERAMIC COLUMN GRID ARRAY, DAISY CHAIN PACKAGE
YPKG-BCCG-9287DC Datasheet pdf image
1Mb/9P
CCGA1152, 35.0 MM X 35.0 MM, 1.0 MM PITCH, 1152 SOLDER COLUMNS, CERAMIC COLUMN GRID ARRAY, DAISY CHAIN PACKAGE

1


1



¿Qué es PITCH


En los componentes electrónicos, el tono es un término que representa el espacio de pin.

El PIN se refiere a la parte donde los componentes electrónicos están conectados al circuito, y el tono significa el intervalo entre estos pines.

Normalmente, el espaciado de los pin se muestra en milímetros (mm), y el espaciado pequeño de los pasadores permite que los componentes electrónicos tengan un tamaño más pequeño, por lo que recientemente, se están desarrollando muchas piezas con campos más pequeños.

Por ejemplo, el espaciado de PIN de las piezas IC DIP (paquete dual en línea) es de 2.54 mm (0.1 pulgadas), pero recientemente, BGA (matriz de bola) o QFN (quad plano sin lidigidos) en las partes, el espacio de los pasadores puede ser extremadamente más pequeño con 0.4 mm, 0.3 mm, 0.2 mm y 0.15 mm.

Si el espacio de pin se hace más pequeño, el circuito será más denso, lo que le permitirá crear un producto electrónico más pequeño.

Sin embargo, cuanto más pequeño sea el espaciado de los pasadores, más difícil puede hacer la producción y el cableado, y la dispersión de calor puede desequilibrarse, lo que puede causar problemas de calor.