Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



PITCH Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'PITCH' - Total: 5 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
National Semiconductor ...
V20A Datasheet pdf image
37Kb/1P
PLASTIC CHIP CARRIER SQ 050 LD PITCH 20 LEAD
MKT-MF06A Datasheet pdf image
120Kb/1P
MOLDED SOT-23, .115x .063x .040 in 6LD, .0375 in PITCH
MKT-W20A Datasheet pdf image
90Kb/1P
CERPACK, .540 X .266 X .075 BODY, 20 LD, .050 PITCH
MKT-SLD20A Datasheet pdf image
49Kb/1P
THIN CSP, PLASTIC, LAMINATED, 3.5 X 3.5 X 0.8mm BODY, 20L, 0.5mm PITCH
MF05A Datasheet pdf image
113Kb/1P
MOLDED SOT-23 115 X 063 X 040 IN BODY 5LD 0375 IN PITCH

1


1



¿Qué es PITCH


En los componentes electrónicos, el tono es un término que representa el espacio de pin.

El PIN se refiere a la parte donde los componentes electrónicos están conectados al circuito, y el tono significa el intervalo entre estos pines.

Normalmente, el espaciado de los pin se muestra en milímetros (mm), y el espaciado pequeño de los pasadores permite que los componentes electrónicos tengan un tamaño más pequeño, por lo que recientemente, se están desarrollando muchas piezas con campos más pequeños.

Por ejemplo, el espaciado de PIN de las piezas IC DIP (paquete dual en línea) es de 2.54 mm (0.1 pulgadas), pero recientemente, BGA (matriz de bola) o QFN (quad plano sin lidigidos) en las partes, el espacio de los pasadores puede ser extremadamente más pequeño con 0.4 mm, 0.3 mm, 0.2 mm y 0.15 mm.

Si el espacio de pin se hace más pequeño, el circuito será más denso, lo que le permitirá crear un producto electrónico más pequeño.

Sin embargo, cuanto más pequeño sea el espaciado de los pasadores, más difícil puede hacer la producción y el cableado, y la dispersión de calor puede desequilibrarse, lo que puede causar problemas de calor.