Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



DMOS Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'DMOS' - Total: 2 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
International Rectifier
IR8200B Datasheet pdf image
87Kb/1P
3A, 55V DMOS H-BRIDGE
IRSF3031 Datasheet pdf image
349Kb/5P
FULLY PROTECTED DMOS POWER SWITCH(Vds=50V, Rds(on)=200mohm)

1


1



¿Qué es DMOS


En la electrónica, 'DMOS' representa el semiconductor de metal-óxido de metal doble, y se refiere a un tipo especial de MOSFET (transistor de efecto de campo-óxido de metal-óxido-semiconductor) diseñado para aplicaciones de alto voltaje y alta corriente. Los DMO se utilizan ampliamente en aplicaciones como circuitos integrados de potencia, interruptores de alimentación y control del motor.

DMOS tiene las siguientes características clave:

Tolerante de alto voltaje: los DMO pueden tolerar altos voltajes porque consiste en un diodo de desaire en relación con un diodo. Estas propiedades las hacen útiles en aplicaciones de alto voltaje y son útiles en electrodomésticos de alto voltaje o convertidores de potencia.

Tolerancia de alta corriente: los DMO están diseñados para manejar la alta corriente. Por lo tanto, a menudo se usan en aplicaciones de alta corriente, como interruptores de alimentación y control del motor.

Baja resistencia a la inmunidad: la resistencia interna de la fuente de DMOS es baja. Esto ayuda a minimizar la caída de voltaje y reducir la pérdida de energía.

Función de bloqueo de canales: DMOS tiene una función de bloqueo de canal cuando se usa como interruptor de avance. La función de bloqueo del canal evita que el voltaje inverso fluya a través del canal incluso cuando el interruptor está apagado, minimizando la corriente de fuga.

Los DMO son muy útiles en aplicaciones de control y conmutación de energía, y son un buen componente electrónico cuando se requiere un alto voltaje y un alto manejo de corriente. El DMOS se usa ampliamente en campos como la conversión de energía, las unidades de fuente de alimentación, la electrónica automotriz, la automatización industrial y el control del motor.