Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



DIAMETER Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'DIAMETER' - Total: 30 (1/2) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
Hamamatsu Corporation
R12857 Datasheet pdf image
144Kb/2P
13 mm (1/2 inch) diameter, 9-stage, High QE multialkali photocathode
H7826 Datasheet pdf image
90Kb/2P
photosensor modules consist of a 19-mm (3/4") diameter head-on photomultiplier
R9876 Datasheet pdf image
241Kb/4P
PHOTOMULTIPLIER TUBE 28 mm (1-1/8 Inch) Diameter, 9-Stage, Side-On Type
R669 Datasheet pdf image
51Kb/2P
51 mm (2 Inch) Diameter, 10-stage, Head-on Type Extended Red Multialkali Photocathode
R877 Datasheet pdf image
51Kb/2P
For Scintillation Counting, 127 mm (5 Inch) Diameter Bialkali Photocathode, 10-Stage, Head-on Type
H7827-001 Datasheet pdf image
90Kb/2P
photosensor modules consist of a 28-mm (1-1/8") diameter side-on photomultiplier tube
R649 Datasheet pdf image
42Kb/2P
For Photon Counting, 51 mm (2 Inch) Diameter 12-Stage, Multialkali Photocathode, Head-on Type
H7732 Datasheet pdf image
92Kb/2P
photosensor modules consist of a 28-mm (1-1/8") diameter side-on photomultiplier tube
H8249 Datasheet pdf image
92Kb/2P
photosensor modules consist of a 28-mm (1-1/8") diameter side-on photomultiplier tube
R759 Datasheet pdf image
40Kb/2P
For UV Range, 13 mm (1/2 Inch) Diameter Head-on, 10-Stage, Cs-Te Photocathode
R10454 Datasheet pdf image
219Kb/4P
For Vacuum Ultraviolet Light Detection, Cs-I Photocathode, MgF2 Window, 28 mm (1-1/8 Inch) Diameter
R1463 Datasheet pdf image
49Kb/2P
13 mm (1/2 Inch) Diameter, S-20 Spectral Response Multialkali Photocathode, 10-Stage, Head-on Type
R1464 Datasheet pdf image
51Kb/2P
19 mm (3/4 Inch) Diameter, S-20 Spectral Response Multialkali Photocathode, 10-Stage, Head-on Type
R375 Datasheet pdf image
43Kb/2P
160 nm to 850 nm Response (Multialkali) 51 mm (2 Inch) Diameter, 10-stage, Head-on Type
R9800 Datasheet pdf image
43Kb/2P
For Scintillation Counting, Fast Time Response 25 mm (1 Inch) Diameter, Bialkali Photocathode, 8-stage, Head-on Type
R329-02 Datasheet pdf image
43Kb/2P
For Scintillation Counting, Fast Time Response 51 mm (2 Inch) Diameter, Bialkali Photocathode, 12-stage Head-on Type
R12829 Datasheet pdf image
99Kb/4P
800 nm High Sensitivity Multialkali Photocathode 28 mm (1-1/8 Inch) Diameter, 9-Stage, Side-On Type
R928 Datasheet pdf image
183Kb/4P
Extended Red, High Sensitivity, Multialkali Photocathode 28 mm (1-1/8 Inch) Diameter, 9-Stage, Side-On Type
R11194 Datasheet pdf image
47Kb/2P
For Scintillation Counting, Fast Time Response 38 mm (1.5 Inch) Diameter, Bialkali Photocathode, 8-stage, Head-on Type
R331-05 Datasheet pdf image
58Kb/2P
For Liquid Scintillation Counting, Photon Counting Application 51mm (2 Inch) Diameter, Bialkali Photocathode, 12 Stages, Head-On Type

1 2 >


1 2 >



¿Qué es DIAMETER


En los componentes electrónicos, el diámetro es una palabra que generalmente indica el diámetro de un cable.

En los circuitos eléctricos y electrónicos, el diámetro de un cable es uno de los factores importantes que determinan su capacidad para transmitir electricidad, resistencia y corriente.

Por lo tanto, se utilizan cables de varios diámetros.

El diámetro del cable generalmente se mide en unidades estandarizadas como el calibre de alambre americano (AWG).

Representa el tamaño del cable como un número de 0000 a 40, donde cuanto menor sea el número, mayor será el diámetro del cable.

El diámetro se puede aplicar no solo a los cables sino también a otros componentes electrónicos.

Por ejemplo, el diámetro también indica el tamaño del pasador o tornillo de un conector eléctrico.

En los componentes electrónicos, el diámetro está relacionado con el diseño de un dispositivo o circuito específico, y es uno de los factores importantes a considerar al seleccionar componentes.