Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



CONVERTER Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'CONVERTER' - Total: 13 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
WAGO Kontakttechnik Gmb...
753-620 Datasheet pdf image
460Kb/11P
DALI Multi-Master DC/DC Converter
859-804 Datasheet pdf image
105Kb/6P
DC/DC Converter; 12 VDC input voltage; 24 VDC output voltage
18.10.2021
787-2802 Datasheet pdf image
388Kb/6P
DC/DC Converter; 24 VDC input voltage; 10 VDC output voltage
787-1650 Datasheet pdf image
84Kb/6P
DC/DC Converter; 24 VDC input voltage; 12 VDC output voltage
787-2801 Datasheet pdf image
390Kb/6P
DC/DC Converter; 24 VDC input voltage; 5 VDC output voltage
859-806 Datasheet pdf image
82Kb/4P
DC/DC Converter; 12 VDC input voltage; 12 VDC output voltage
18.10.2021
787-1014-072-000 Datasheet pdf image
283Kb/7P
DC/DC Converter; Compact; 72 VDC input voltage; 24 VDC output voltage;
787-1014 Datasheet pdf image
282Kb/7P
DC/DC Converter; Compact; 110 VDC input voltage; 24 VDC output voltage;
787-1015-072-000 Datasheet pdf image
294Kb/6P
DC/DC Converter; Compact; 72 VDC input voltage; 12 VDC output voltage
787-2803 Datasheet pdf image
388Kb/6P
DC/DC Converter; 48 VDC input voltage; 24 VDC output voltage; 0.5 A
787-2805 Datasheet pdf image
390Kb/6P
DC/DC Converter; 24 VDC input voltage; 12 VDC output voltage; 0.5 A
288-895 Datasheet pdf image
231Kb/5P
DC/DC Converter; 24 VDC input voltage; 18 VDC output voltage; 0.4 A
787-2810 Datasheet pdf image
419Kb/6P
DC/DC Converter; 24 VDC input voltage; 5/10/12 VDC adjustable output voltage

1


1



¿Qué es CONVERTER


Un convertidor es un dispositivo electrónico que cambia una señal de entrada de una forma a otra.

En electrónica, los convertidores se utilizan para cambiar el voltaje, la corriente, la frecuencia o el formato digital de una señal.

Hay varios tipos de convertidores, incluyendo:

Convertidor de voltaje: cambia el nivel de voltaje de una señal de entrada, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo.

Convertidor de corriente: cambia el nivel de corriente de una señal de entrada, ya sea aumentándola o disminuyéndola.

Convertidor de frecuencia: cambia la frecuencia de una señal de entrada, ya sea aumentándola o disminuyéndola.

Convertidor de digital a analógico (DAC): convierte señales digitales en señales analógicas.

Convertidor de analógico a digital (ADC): convierte señales analógicas en señales digitales.

Convertidor de datos: cambia el formato de datos de una señal de entrada, como convertir entre formatos de datos en serie y paralelos.

Los convertidores desempeñan un papel fundamental en la electrónica moderna al permitir que las señales se transmitan y procesen de manera eficiente y al hacer posible la interfaz entre diferentes tipos de dispositivos y sistemas. Ayudan a garantizar que las señales sean compatibles con los requisitos del sistema y que puedan procesarse con precisión y eficacia.