Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  



BUFFER Datasheet, PDF

Palabra clave buscada : 'BUFFER' - Total: 10 (1/1) Pages
Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
Company Logo Img
Elantec Semiconductor
ELH0033G Datasheet pdf image
242Kb/12P
Fast Buffer Amplifier
EL2004 Datasheet pdf image
272Kb/16P
350 MHz FET Buffer
EL2005 Datasheet pdf image
244Kb/12P
High Accuracy Fast Buffer
EL2072C Datasheet pdf image
219Kb/8P
730 MHz Closed Loop Buffer
EL2009C Datasheet pdf image
184Kb/8P
90 MHz 1 Amp Buffer Amplifier
EL2008C Datasheet pdf image
446Kb/12P
55 MHz 1 Amp Buffer Amplifier
EL2002C Datasheet pdf image
302Kb/12P
Low Power, 180 MHz Buffer Amplifier
EL2001C Datasheet pdf image
278Kb/12P
Low Power, 70 MHz Buffer Amplifier
EL5221C Datasheet pdf image
263Kb/13P
Dual 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Buffer
EL5421C Datasheet pdf image
255Kb/13P
Quad 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Buffer

1


1



¿Qué es BUFFER


En los componentes electrónicos, un búfer es un circuito que mantiene las características de una señal mientras replica una señal de entrada a una señal de salida.

Es decir, pasa la señal de salida a otro circuito o dispositivo sin amplificar o atenuar la señal de entrada.

Los buffers se usan para los siguientes fines:

Amplificación de la señal: cuando la magnitud de la señal de entrada es pequeña, el tampón aumenta la magnitud de la señal de salida amplificando la señal de entrada.

Atenuación de la señal: si la magnitud de la señal de entrada es demasiado grande, el tampón reduce la magnitud de la señal de salida al atenuar la señal de entrada.

Distribución de la señal: una señal de entrada se puede dividir en múltiples señales de salida.

Drive de señal: impulsa una señal de salida convirtiendo una señal de entrada en suficiente energía eléctrica antes de pasar la señal de salida a otro circuito o dispositivo.

Los buffers se usan en muchos componentes electrónicos y vienen en una variedad de configuraciones y tipos de circuitos.

Por ejemplo, un seguidor de voltaje construido usando un amplificador operacional es un tipo de búfer en el que una entrada y una salida se duplican como la misma señal. Además, los búferes inversores/no inversores se utilizan en circuitos digitales.

Estos buffers se utilizan para pasar señales digitales a otros circuitos o dispositivos sin amplificar o atenuar la señal de entrada.