Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
  Nombre de pieza     
   Descripción    

   
 

500 Datasheets, PDF

Descripción buscado : '500' - Total: 43 (1/3) Page
Fabricante ElectrónicoNo. de piezavistaDescripción Electrónicos

NXP Semiconductors
PDTB123T PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open
PBHV9040T_09 500 V, 0.25 A PNP high-voltage low VCEsat (BISS) transistor
PMEG2005CT 500 mA low VF dual MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG3005CT 500 mA low VF dual MEGA Schottky barrier rectifier
PCA9411 3.0 MHz, 500 mA, DC-to-DC boost converter
PBHV8540Z 500 V, 0.5 A NPN high-voltage low VCEsat(BISS) transistor
BT151-500L SCR, 12 A, 5mA, 500 V, SOT78
PMEG4005CT 500 mA low VF dual MEGA Schottky barrier rectifier
PBSS2540E 40 V, 500 mA NPN low VCEsat (BISS) transistor
BT151-500RT SCR, 12 A, 15 mA, 500 V, SOT78
PDTD123Y NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
PBHV9050T 500 V, 150 mA PNP high-voltage low VCEsat (BISS) transistor
PDTB123Y PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
PDTB113E PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ
PDTD113ZT NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kW, R2 = 10 kW
BC807-40.215 45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors
PMEG3005CT.215 500 mA low VF dual MEGA Schottky barrier rectifier
PBSS3540E 40 V, 500 mA PNP low VCEsat (BISS) transistor
PIMC31 500 mA, 50 V NPN/PNP double resistor-equipped transistor; R1 = 1 kW, R2 = 10 kW
PBHV9040T 500 V, 0.25 A PNP high-voltage low VCEsat (BISS) transistor

  1 2 3