Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
  Nombre de pieza     
   Descripción    

   
 

500 Datasheets, PDF

Descripción buscado : '500' - Total: 25 (1/2) Page
Fabricante ElectrónicoNo. de piezavistaDescripción Electrónicos

NXP Semiconductors
SA57022-XX 500 mA LDO with ON/OFF control and Vref bypass
TDA8776 10-bit, 500 Msps Digital-to-Analog Converter DAC
PDTD123E_15 NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors
PBSS3540E 40 V, 500 mA PNP low VCEsat (BISS) transistor
PDTD123Y_15 NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
PDTC323TK NPN 500 mA, 15 V resistor-equipped transistor;l
PDTD1XXXU_15 500 mA, 50 V NPN resistor-equipped transistors
CGY2032BTS DECT 500 mW power amplifier
PMGD290UCEA_15 20 / 20 V, 725 / 500 mA N/P-channel Trench MOSFET
PDTD113E_15 NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ
PMEG2005CT_15 500 mA low VF dual MEGA Schottky barrier rectifier
PDTD123E NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kW, R2 = 2.2 kW
BC817-25T116 45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors
PDTD113E NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 1 k-ohm, R2 = 1 k-ohm
CGY2032TS DECT 500 mW power amplifier
PDTD123T_15 NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors R1 = 2.2 kΩ, R2 = open
PDTB123Y PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors
BC807W-115 45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors
PDTD113ZT_15 NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kW, R2 = 10 kW
BT151-500L SCR, 12 A, 5mA, 500 V, SOT78

  1 2